Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

VS-20CTQ150SHM3 Arkusz danych (PDF) - Vishay Siliconix

VS-20CTQ150SHM3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
Numer części VS-20CTQ150SHM3
Pobierz  VS-20CTQ150SHM3 Pobierz

Rozmiar pliku   193.73 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis High Performance Schottky Rectifier, 2 x 10 A

VS-20CTQ150SHM3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
VS-20CTQ150SHM3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

Numer części VS-20CTQ150SHM3
Pobierz  VS-20CTQ150SHM3 Click to download

Rozmiar pliku   193.73 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis High Performance Schottky Rectifier, 2 x 10 A

VS-20CTQ150SHM3 Arkusz danych (HTML) - Vishay Siliconix

VS-20CTQ150SHM3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VS-20CTQ150SHM3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VS-20CTQ150SHM3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VS-20CTQ150SHM3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VS-20CTQ150SHM3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VS-20CTQ150SHM3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix VS-20CTQ150SHM3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix VS-20CTQ150SHM3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix

VS-20CTQ150SHM3 Szczegóły Produktu

• 175 °C TJ operation
• Center tap configuration
• Low forward voltage drop
• High frequency operation
• High purity, high temperature epoxy
encapsulation for enhanced mechanical
strength and moisture resistance
• Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
• Meets MSL level 1, per J-STD-020, LF maximum peak of 260 °C
• AEC-Q101 qualified meets JESD-201 class 1A whisker
test




Podobny numer części - VS-20CTQ150SHM3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
VS-20CTQ150SHM3 VISHAY-VS-20CTQ150SHM3 Datasheet
196Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 10 A
01-Jan-2022
VS-20CTQ150SHM3 VISHAY-VS-20CTQ150SHM3_V01 Datasheet
196Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 10 A
01-Jan-2022
More results


Podobny opis - VS-20CTQ150SHM3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
VS-MBRB20CTHM3 VISHAY-VS-MBRB20CTHM3 Datasheet
196Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 10 A
Revision: 03-Mar-15
VS-20CTQS-M3 VISHAY-VS-20CTQS-M3_V01 Datasheet
231Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 10 A
01-Jan-2022
VS-MBRB20CTPBF VISHAY-VS-MBRB20CTPBF_V01 Datasheet
155Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 10 A
08-Feb-17
VS-20CTQ150-M3 VISHAY-VS-20CTQ150-M3 Datasheet
166Kb / 7P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 10 A
Revision: 14-Aug-17
VS-20CTQ150SHM3 VISHAY-VS-20CTQ150SHM3_V01 Datasheet
196Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 10 A
01-Jan-2022
VS-MBR20CTHN3 VISHAY-VS-MBR20CTHN3 Datasheet
155Kb / 7P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 10 A
Revision: 05-Mar-14
VS-MBRB20CTPBF VISHAY-VS-MBRB20CTPBF Datasheet
179Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 10 A
Revision: 18-Oct-16
VS-20CTQS-M3 VISHAY-VS-20CTQS-M3 Datasheet
196Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 10 A
Revision: 26-Feb-14
VS-20CTQHN3 VISHAY-VS-20CTQHN3_V01 Datasheet
216Kb / 9P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 10 A
01-Jan-2022
VS-20CTQHN3 VISHAY-VS-20CTQHN3 Datasheet
180Kb / 7P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 10 A
Revision: 18-Feb-13
More results




O Vishay Siliconix


Vishay Siliconix jest spółką zależną Vishay Intertechnology, globalnego producenta pasywnych komponentów elektronicznych.
Vishay Siliconix specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i marketingu mosfetów energetycznych, IGBT i innych półprzewodników mocy.
Firma została założona w 1962 roku i ma siedzibę w Santa Clara w Kalifornii.
Vishay Siliconix zapewnia rozwiązania energetyczne dla różnych zastosowań, w tym systemy energii odnawialnej, sprzęt przemysłowy, komputer i telekomunikacja oraz elektronika samochodowa.
Produkty firmy są przeznaczone do wysokiej wydajności, niskiej zużycia energii i wysokiej niezawodności i są wytwarzane w najnowocześniejszych obiektach przy użyciu zaawansowanych procesów produkcyjnych.
Koncentrując się na innowacjach i satysfakcji klientów, Vishay Siliconix jest zaangażowany w zapewnianie swoim klientom najlepszych rozwiązań do zarządzania energią w celu zaspokojenia ich potrzeb.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com