Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

VS-20CTH03PBF Arkusz danych (PDF) - Vishay Siliconix

VS-20CTH03PBF Datasheet PDF - Vishay Siliconix
Numer części VS-20CTH03PBF
Pobierz  VS-20CTH03PBF Pobierz

Rozmiar pliku   210.08 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Hyperfast Rectifier, 2 x 10 A FRED Pt®

VS-20CTH03PBF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
VS-20CTH03PBF Datasheet PDF - Vishay Siliconix

Numer części VS-20CTH03PBF
Pobierz  VS-20CTH03PBF Click to download

Rozmiar pliku   210.08 Kbytes
Page   9 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Hyperfast Rectifier, 2 x 10 A FRED Pt®

VS-20CTH03PBF Arkusz danych (HTML) - Vishay Siliconix

VS-20CTH03PBF Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VS-20CTH03PBF Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VS-20CTH03PBF Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VS-20CTH03PBF Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VS-20CTH03PBF Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VS-20CTH03PBF Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix VS-20CTH03PBF Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix VS-20CTH03PBF Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix VS-20CTH03PBF Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix

VS-20CTH03PBF Szczegóły Produktu

• Hyperfast recovery time
• Low forward voltage drop
• 175 °C operating junction temperature
• Low leakage current
• Fully isolated package (VINS = 2500 VRMS)
• UL E78996 approved
• Designed and qualified according to JEDEC®-JESD 47




Podobny numer części - VS-20CTH03PBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
VS-20CTH03 VISHAY-VS-20CTH03 Datasheet
176Kb / 9P
   Hyperfast Rectifier, 2 x 10 A FRED Pt
Revision: 11-Mar-10
VS-20CTH03-1-M3 VISHAY-VS-20CTH03-1-M3 Datasheet
221Kb / 8P
   Hyperfast Rectifier, 2 x 10 A FRED Pt짰
Revision: 18-Nov-2020
VS-20CTH03-1-M3 VISHAY-VS-20CTH03-1-M3 Datasheet
238Kb / 8P
   Hyperfast Rectifier, 2 x 10 A FRED Pt짰
01-Jan-2022
VS-20CTH03-1HM3 VISHAY-VS-20CTH03-1HM3 Datasheet
209Kb / 8P
   Hyperfast Rectifier, 2 x 10 A FRED Pt®
Revision: 09-Jun-16
VS-20CTH03-1HM3 VISHAY-VS-20CTH03-1HM3 Datasheet
224Kb / 8P
   Hyperfast Rectifier, 2 x 10 A FRED Pt®
01-Jan-2022
More results


Podobny opis - VS-20CTH03PBF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
20CTH03PBF VISHAY-20CTH03PBF_12 Datasheet
194Kb / 9P
   Hyperfast Rectifier, 2 x 10 A FRED Pt®
Revision: 02-Jan-12
VS-20CDH02-M3 VISHAY-VS-20CDH02-M3_V01 Datasheet
154Kb / 7P
   Hyperfast Rectifier, 2 x 10 A FRED Pt®
01-Jan-2022
VS-20CTH03-M3 VISHAY-VS-20CTH03-M3_V01 Datasheet
161Kb / 6P
   Hyperfast Rectifier, 2 x 10 A FRED Pt®
01-Jan-2022
VS-20CDH02HM3 VISHAY-VS-20CDH02HM3_V01 Datasheet
157Kb / 7P
   Hyperfast Rectifier, 2 x 10 A FRED Pt®
01-Jan-2022
VS-20CTH03SHM3 VISHAY-VS-20CTH03SHM3 Datasheet
209Kb / 8P
   Hyperfast Rectifier, 2 x 10 A FRED Pt®
Revision: 09-Jun-16
VS-20CTH03SHM3 VISHAY-VS-20CTH03SHM3_V01 Datasheet
224Kb / 8P
   Hyperfast Rectifier, 2 x 10 A FRED Pt®
01-Jan-2022
VS-20CTH03FP-N3 VISHAY-VS-20CTH03FP-N3 Datasheet
138Kb / 7P
   Hyperfast Rectifier, 2 x 10 A FRED Pt®
01-Jan-2022
10CWH02FN-M3 VISHAY-10CWH02FN-M3 Datasheet
148Kb / 8P
   Hyperfast Rectifier, 2 x 5 A FRED Pt®
Revision: 31-Mar-11
8CWH02FN-M3 VISHAY-8CWH02FN-M3 Datasheet
149Kb / 8P
   Hyperfast Rectifier, 2 x 4 A FRED Pt®
Revision: 31-Mar-11
VS-16CDH02-M3 VISHAY-VS-16CDH02-M3_V01 Datasheet
156Kb / 7P
   Hyperfast Rectifier, 2 x 8 A FRED Pt®
01-Jan-2022
More results




O Vishay Siliconix


Vishay Siliconix jest spółką zależną Vishay Intertechnology, globalnego producenta pasywnych komponentów elektronicznych.
Vishay Siliconix specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i marketingu mosfetów energetycznych, IGBT i innych półprzewodników mocy.
Firma została założona w 1962 roku i ma siedzibę w Santa Clara w Kalifornii.
Vishay Siliconix zapewnia rozwiązania energetyczne dla różnych zastosowań, w tym systemy energii odnawialnej, sprzęt przemysłowy, komputer i telekomunikacja oraz elektronika samochodowa.
Produkty firmy są przeznaczone do wysokiej wydajności, niskiej zużycia energii i wysokiej niezawodności i są wytwarzane w najnowocześniejszych obiektach przy użyciu zaawansowanych procesów produkcyjnych.
Koncentrując się na innowacjach i satysfakcji klientów, Vishay Siliconix jest zaangażowany w zapewnianie swoim klientom najlepszych rozwiązań do zarządzania energią w celu zaspokojenia ich potrzeb.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com