Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

VS-15CTQS-M3 Arkusz danych (PDF) - Vishay Siliconix

VS-15CTQS-M3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
Numer części VS-15CTQS-M3
Pobierz  VS-15CTQS-M3 Pobierz

Rozmiar pliku   197.75 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis High Performance Schottky Rectifier, 2 x 7.5 A

VS-15CTQS-M3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
VS-15CTQS-M3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

Numer części VS-15CTQS-M3
Pobierz  VS-15CTQS-M3 Click to download

Rozmiar pliku   197.75 Kbytes
Page   8 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis High Performance Schottky Rectifier, 2 x 7.5 A

VS-15CTQS-M3 Arkusz danych (HTML) - Vishay Siliconix

VS-15CTQS-M3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VS-15CTQS-M3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VS-15CTQS-M3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VS-15CTQS-M3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VS-15CTQS-M3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VS-15CTQS-M3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix VS-15CTQS-M3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix VS-15CTQS-M3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix

VS-15CTQS-M3 Szczegóły Produktu

• 150 °C TJ operation
• Center tap configuration
• Low forward voltage drop
• High frequency operation
• High purity, high temperature epoxy
encapsulation for enhanced mechanical
strength and moisture resistance
• Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
• Meets MSL level 1, per J-STD-020, LF maximum peak of 260 °C
• Designed and qualified according to JEDEC®-JESD 47




Podobny numer części - VS-15CTQS-M3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
VS-15CTQS-M3 VISHAY-VS-15CTQS-M3 Datasheet
229Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 7.5 A
01-Jan-2022
VS-15CTQS-M3 VISHAY-VS-15CTQS-M3_V01 Datasheet
229Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 7.5 A
01-Jan-2022
More results


Podobny opis - VS-15CTQS-M3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
VS-15CTQ035-M VISHAY-VS-15CTQ035-M_V01 Datasheet
177Kb / 7P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 7.5 A
01-Jan-2022
VS-15CTQ035-M3 VISHAY-VS-15CTQ035-M3 Datasheet
174Kb / 7P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 7.5 A
Revision: 17-Aug-17
VS-MBRB15CTPBF VISHAY-VS-MBRB15CTPBF Datasheet
163Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 7.5 A
Revision: 18-Oct-16
VS-MBRB15CT-M3 VISHAY-VS-MBRB15CT-M3 Datasheet
191Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 7.5 A
Revision: 15-Aug-15
VS-15CTQSPBF VISHAY-VS-15CTQSPBF Datasheet
179Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 7.5 A
Revision: 23-May-14
VS-15CTQS-M3 VISHAY-VS-15CTQS-M3_V01 Datasheet
229Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 7.5 A
01-Jan-2022
VS-15CTQSPBF VISHAY-VS-15CTQSPBF_V01 Datasheet
153Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 7.5 A
08-Feb-17
VS-MBRB15CT-M3 VISHAY-VS-MBRB15CT-M3_V01 Datasheet
226Kb / 8P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 7.5 A
01-Jan-2022
VS-MBR1535CT-M3 VISHAY-VS-MBR1535CT-M3_V01 Datasheet
169Kb / 7P
   High Performance Schottky Rectifier, 2 x 7.5 A
01-Jan-2022
15CTQS VISHAY-15CTQS Datasheet
135Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 7.5 A
Revision: 22-Aug-08
More results




O Vishay Siliconix


Vishay Siliconix jest spółką zależną Vishay Intertechnology, globalnego producenta pasywnych komponentów elektronicznych.
Vishay Siliconix specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i marketingu mosfetów energetycznych, IGBT i innych półprzewodników mocy.
Firma została założona w 1962 roku i ma siedzibę w Santa Clara w Kalifornii.
Vishay Siliconix zapewnia rozwiązania energetyczne dla różnych zastosowań, w tym systemy energii odnawialnej, sprzęt przemysłowy, komputer i telekomunikacja oraz elektronika samochodowa.
Produkty firmy są przeznaczone do wysokiej wydajności, niskiej zużycia energii i wysokiej niezawodności i są wytwarzane w najnowocześniejszych obiektach przy użyciu zaawansowanych procesów produkcyjnych.
Koncentrując się na innowacjach i satysfakcji klientów, Vishay Siliconix jest zaangażowany w zapewnianie swoim klientom najlepszych rozwiązań do zarządzania energią w celu zaspokojenia ich potrzeb.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com