Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

VS-6CWQ04FNHM3 Arkusz danych (PDF) - Vishay Siliconix

VS-6CWQ04FNHM3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
Numer części VS-6CWQ04FNHM3
Pobierz  VS-6CWQ04FNHM3 Pobierz

Rozmiar pliku   118.62 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Popular D-PAK outline

VS-6CWQ04FNHM3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Pobierz Arkusz danych
VS-6CWQ04FNHM3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

Numer części VS-6CWQ04FNHM3
Pobierz  VS-6CWQ04FNHM3 Click to download

Rozmiar pliku   118.62 Kbytes
Page   6 Pages
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Szczegółowy opis Popular D-PAK outline

VS-6CWQ04FNHM3 Arkusz danych (HTML) - Vishay Siliconix

VS-6CWQ04FNHM3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix VS-6CWQ04FNHM3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix VS-6CWQ04FNHM3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix VS-6CWQ04FNHM3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix VS-6CWQ04FNHM3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix VS-6CWQ04FNHM3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix

VS-6CWQ04FNHM3 Szczegóły Produktu

DESCRIPTION
The VS-6CWQ04FNHM3 surface mount, center tap, Schottky rectifier series has been designed for applications requiring low forward drop and small foot prints on PC board. Typical applications are in disk drives, switching power supplies, converters, freewheeling diodes, battery charging, and reverse battery protection.

FEATURES
• Low forward voltage drop
• Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
• Popular D-PAK outline
• Center tap configuration
• Small foot print, surface mountable
• High frequency operation
• AEC-Q101 qualified
• Meets JESD 201 class 2 whisker test
• Meets MSL level 1, per J-STD-020, LF maximum peak of 260 °C
• Material categorization: For definitions of compliance please see www.vishay.com/doc?99912




Podobny numer części - VS-6CWQ04FNHM3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
VS-6CWQ04FNHM3 VISHAY-VS-6CWQ04FNHM3 Datasheet
144Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 2 x 3.5 A
01-Jan-2022
VS-6CWQ04FNHM3 VISHAY-VS-6CWQ04FNHM3_V01 Datasheet
144Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 2 x 3.5 A
01-Jan-2022
More results


Podobny opis - VS-6CWQ04FNHM3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
VS-30WQ03FN-M3 VISHAY-VS-30WQ03FN-M3 Datasheet
139Kb / 7P
   Popular D-PAK outline
Revision: 22-Nov-16
VS-12CWQ04FNPBF VISHAY-VS-12CWQ04FNPBF Datasheet
149Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 2 x 6 A Popular D-PAK outline
Revision: 14-Jan-11
logo
Continental Device Indi...
TO-263 CDIL-TO-263 Datasheet
415Kb / 3P
   TO-263 D PAK SMD Plastic Package Package Outline and Packaging Information
logo
Xian Semipower Electron...
SW2N60D SEMIPOWER-SW2N60D Datasheet
767Kb / 6P
   N-channel I-PAK/D-PAK/TO220F MOSFET
SW4N60B SEMIPOWER-SW4N60B Datasheet
946Kb / 7P
   N-channel I-PAK/D-PAK/TO-220F MOSFET
SW4N60K SEMIPOWER-SW4N60K Datasheet
678Kb / 6P
   N-channel TO-220F/I-PAK/D-PAK MOSFET
SW1N60C SEMIPOWER-SW1N60C Datasheet
742Kb / 7P
   N-channel D-PAK/I-PAK/TO-92 MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD19N10TF FAIRCHILD-FQD19N10TF Datasheet
406Kb / 2P
   D-PAK Tape and Reel Data D-PAK Packaging Configuration: Figure 1.0
logo
Winchester Electronics ...
1891115S8A4338 WINCHESTER-1891115S8A4338 Datasheet
47Kb / 1P
   OUTLINE, D-SUB
1891115S5K5555 WINCHESTER-1891115S5K5555 Datasheet
47Kb / 1P
   OUTLINE, D-SUB
More results




O Vishay Siliconix


Vishay Siliconix jest spółką zależną Vishay Intertechnology, globalnego producenta pasywnych komponentów elektronicznych.
Vishay Siliconix specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i marketingu mosfetów energetycznych, IGBT i innych półprzewodników mocy.
Firma została założona w 1962 roku i ma siedzibę w Santa Clara w Kalifornii.
Vishay Siliconix zapewnia rozwiązania energetyczne dla różnych zastosowań, w tym systemy energii odnawialnej, sprzęt przemysłowy, komputer i telekomunikacja oraz elektronika samochodowa.
Produkty firmy są przeznaczone do wysokiej wydajności, niskiej zużycia energii i wysokiej niezawodności i są wytwarzane w najnowocześniejszych obiektach przy użyciu zaawansowanych procesów produkcyjnych.
Koncentrując się na innowacjach i satysfakcji klientów, Vishay Siliconix jest zaangażowany w zapewnianie swoim klientom najlepszych rozwiązań do zarządzania energią w celu zaspokojenia ich potrzeb.

*Niniejsze informacje służą wyłącznie celom informacyjnym, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez powyższe informacje.




Link URL



Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com